Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

KF5N65P Datasheet (PDF) - KEC(Korea Electronics)

KF5N65P Datasheet PDF - KEC(Korea Electronics)
No. de pieza KF5N65P
Descarga  KF5N65P Descarga

Tamaño del archivo   403.04 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricante Electrónico  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Página de inicio  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)
Descripción Electrónicos N CHANNEL MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR

KF5N65P Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
KF5N65P Datasheet PDF - KEC(Korea Electronics)

No. de pieza KF5N65P
Descarga  KF5N65P Click to download

Tamaño del archivo   403.04 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricante Electrónico  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Página de inicio  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)
Descripción Electrónicos N CHANNEL MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR

KF5N65P Datasheet (HTML) - KEC(Korea Electronics)

KF5N65P Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KF5N65P Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) KF5N65P Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics) KF5N65P Datasheet HTML 4Page - KEC(Korea Electronics) KF5N65P Datasheet HTML 5Page - KEC(Korea Electronics) KF5N65P Datasheet HTML 6Page - KEC(Korea Electronics) KF5N65P Datasheet HTML 7Page - KEC(Korea Electronics)

KF5N65P Detalles de producto

General Description
This planar stripe MOSFET has better characteristics, such as fast switching time, fast reverse recovery time, low on resistance, low gate charge and excellent avalanche characteristics. It is mainly suitable for electronic ballast and switching mode power supplies.

FEATURES
• VDSS= 650V, ID= 5A
• Drain-Source ON Resistance : RDS(ON)=1.75Ω (Max) @VGS = 10V
• Qg(typ) = 14.5nC




Número de pieza similar - KF5N65P

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
KEC(Korea Electronics)
KF5N65P KEC-KF5N65P_15 Datasheet
403Kb / 7P
   N CHANNEL MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
More results


Descripción similar - KF5N65P

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
KEC(Korea Electronics)
KHB7D0N65P1 KEC-KHB7D0N65P1 Datasheet
450Kb / 7P
   N CHANNEL MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
KHB6D0N40P KEC-KHB6D0N40P Datasheet
449Kb / 7P
   N CHANNEL MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
KHB7D5N60P1 KEC-KHB7D5N60P1_07 Datasheet
501Kb / 7P
   N CHANNEL MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
KHB4D0N65P KEC-KHB4D0N65P Datasheet
397Kb / 7P
   N CHANNEL MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
KHB4D0N80P1 KEC-KHB4D0N80P1 Datasheet
504Kb / 7P
   N CHANNEL MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
KHB4D5N60P KEC-KHB4D5N60P Datasheet
500Kb / 7P
   N CHANNEL MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
KHB7D0N65P1 KEC-KHB7D0N65P1_07 Datasheet
501Kb / 7P
   N CHANNEL MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
KHB2D0N60P KEC-KHB2D0N60P Datasheet
501Kb / 7P
   N CHANNEL MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
KF4N80F KEC-KF4N80F_15 Datasheet
389Kb / 6P
   N CHANNEL MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
KF7N60P KEC-KF7N60P_15 Datasheet
401Kb / 7P
   N CHANNEL MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
KF10N65F KEC-KF10N65F_15 Datasheet
388Kb / 6P
   N CHANNEL MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
More results



Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com