Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

VS-30L30CT-1PBF Datasheet (PDF) - Vishay Siliconix

VS-30L30CT-1PBF Datasheet PDF - Vishay Siliconix
No. de pieza VS-30L30CT-1PBF
Descarga  VS-30L30CT-1PBF Descarga

Tamaño del archivo   127.32 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Descripción Electrónicos Schottky Rectifier, 2 x 15 A

VS-30L30CT-1PBF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
VS-30L30CT-1PBF Datasheet PDF - Vishay Siliconix

No. de pieza VS-30L30CT-1PBF
Descarga  VS-30L30CT-1PBF Click to download

Tamaño del archivo   127.32 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Descripción Electrónicos Schottky Rectifier, 2 x 15 A

VS-30L30CT-1PBF Datasheet (HTML) - Vishay Siliconix

VS-30L30CT-1PBF Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix VS-30L30CT-1PBF Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix VS-30L30CT-1PBF Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix VS-30L30CT-1PBF Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix VS-30L30CT-1PBF Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix VS-30L30CT-1PBF Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix VS-30L30CT-1PBF Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix

VS-30L30CT-1PBF Detalles de producto

• 150 °C TJ operation
• Center tap configuration
• Very low forward voltage drop
• High frequency operation
• High purity, high temperature epoxy
encapsulation for enhanced mechanical strength and moisture resistance
• Guard ring for enhanced ruggedness and long term reliability
• Meets MSL level 1, per J-STD-020, LF maximum peak of 260 °C
• Halogen-free according to IEC 61249-2-21 definition
• Compliant to RoHS directive 2002/95/EC
• AEC-Q101 qualified




Número de pieza similar - VS-30L30CT-1PBF

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
VS-30L30CT-N3 VISHAY-VS-30L30CT-N3 Datasheet
150Kb / 7P
   Schottky Rectifier, 2 x 15 A
Revision: 26-Aug-11
More results


Descripción similar - VS-30L30CT-1PBF

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
VS-30CTQ060PBF VISHAY-VS-30CTQ060PBF Datasheet
166Kb / 7P
   Schottky Rectifier, 2 x 15 A
Revision: 11-Oct-11
VS-30CTQ100SPBF VISHAY-VS-30CTQ100SPBF Datasheet
124Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 2 x 15 A
Revision: 15-Mar-10
STPS30L30CGPBF VISHAY-STPS30L30CGPBF_10 Datasheet
103Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 2 x 15 A
Revision: 16-Mar-10
25CTQ VISHAY-25CTQ Datasheet
119Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 2 x 15 A
Revision: 22-Aug-08
25CTQPBF VISHAY-25CTQPBF Datasheet
122Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 2 x 15 A
Revision: 13-Aug-08
30CPQ150 VISHAY-30CPQ150 Datasheet
128Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 2 x 15 A
Revision: 22-Aug-08
30CTQS VISHAY-30CTQS Datasheet
127Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 2 x 15 A
Revision: 06-Oct-08
MBRB3030CTL VISHAY-MBRB3030CTL Datasheet
113Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 2 x 15 A
Revision: 21-Aug-08
MBR2535CTPBF VISHAY-MBR2535CTPBF Datasheet
117Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 2 x 15 A
Revision: 13-Aug-08
32CTQ030 VISHAY-32CTQ030 Datasheet
114Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 2 x 15 A
Revision: 21-Aug-08
STPS30L30CTPBF VISHAY-STPS30L30CTPBF Datasheet
105Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 2 x 15 A
Revision: 14-Aug-08
More results




Acerca de Vishay Siliconix


Vishay Siliconix es una subsidiaria de Vishay Intertechnology, un fabricante global de componentes electrónicos pasivos.
Vishay Siliconix se especializa en el diseño, la fabricación y la comercialización de MOSFET de potencia, IGBTS y otros semiconductores de poder.
La compañía fue fundada en 1962 y tiene su sede en Santa Clara, California.
Vishay Siliconix proporciona soluciones de energía para una variedad de aplicaciones, incluidos sistemas de energía renovable, equipos industriales, informática y telecomunicaciones, y electrónica automotriz.
Los productos de la compañía están diseñados para alta eficiencia, bajo consumo de energía y alta confiabilidad, y se fabrican en instalaciones de última generación utilizando procesos de fabricación avanzados.
Con un enfoque en la innovación y la satisfacción del cliente, Vishay Siliconix se compromete a proporcionar a sus clientes las mejores soluciones de gestión de energía para satisfacer sus necesidades.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com