Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

VS-40CTQ045S-M3 Datasheet (PDF) - Vishay Siliconix

VS-40CTQ045S-M3 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
No. de pieza VS-40CTQ045S-M3
Descarga  VS-40CTQ045S-M3 Descarga

Tamaño del archivo   189.2 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Descripción Electrónicos High Performance Schottky Rectifier, 2 x 20 A

VS-40CTQ045S-M3 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
VS-40CTQ045S-M3 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

No. de pieza VS-40CTQ045S-M3
Descarga  VS-40CTQ045S-M3 Click to download

Tamaño del archivo   189.2 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Descripción Electrónicos High Performance Schottky Rectifier, 2 x 20 A

VS-40CTQ045S-M3 Datasheet (HTML) - Vishay Siliconix

VS-40CTQ045S-M3 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix VS-40CTQ045S-M3 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix VS-40CTQ045S-M3 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix VS-40CTQ045S-M3 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix VS-40CTQ045S-M3 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix VS-40CTQ045S-M3 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix VS-40CTQ045S-M3 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix VS-40CTQ045S-M3 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix

VS-40CTQ045S-M3 Detalles de producto

• 150 °C TJ operation
• Center tap configuration
• Very low forward voltage drop
• High frequency operation
• High purity, high temperature epoxy
encapsulation for enhanced mechanical
strength and moisture resistance
• Guard ring for enhanced ruggedness and long term reliability
• Meets MSL level 1, per J-STD-020, LF maximum peak of 260 °C
• Designed and qualified according to JEDEC®-JESD 47




Número de pieza similar - VS-40CTQ045S-M3

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
VS-40CTQ045S-M3 VISHAY-VS-40CTQ045S-M3 Datasheet
227Kb / 8P
   High Performance Schottky Rectifier, 2 x 20 A
01-Jan-2022
VS-40CTQ045S-M3 VISHAY-VS-40CTQ045S-M3_15 Datasheet
171Kb / 8P
   High Performance Schottky Rectifier, 2 x 20 A
Revision: 26-Feb-14
VS-40CTQ045S-M3 VISHAY-VS-40CTQ045S-M3_V01 Datasheet
227Kb / 8P
   High Performance Schottky Rectifier, 2 x 20 A
01-Jan-2022
More results


Descripción similar - VS-40CTQ045S-M3

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
VS-40CTQ150S-M3 VISHAY-VS-40CTQ150S-M3 Datasheet
183Kb / 8P
   High Performance Schottky Rectifier, 2 x 20 A
Revision: 29-Jul-14
VS-40CPQ0.0PBF VISHAY-VS-40CPQ0.0PBF Datasheet
156Kb / 7P
   High Performance Schottky Rectifier, 2 x 20 A
Revision: 10-Feb-14
VS-48CTQ060-M3 VISHAY-VS-48CTQ060-M3 Datasheet
163Kb / 2P
   High Performance Schottky Rectifier, 2 x 20 A
Revision: 07-May-2020
VS-42CTQ030-M3 VISHAY-VS-42CTQ030-M3_V01 Datasheet
172Kb / 7P
   High Performance Schottky Rectifier, 2 x 20 A
01-Jan-2022
VS-40L15CW-N3 VISHAY-VS-40L15CW-N3 Datasheet
154Kb / 7P
   High Performance Schottky Rectifier, 2 x 20 A
01-Jan-2022
VS-42CTQ030S-M3 VISHAY-VS-42CTQ030S-M3_V01 Datasheet
227Kb / 8P
   High Performance Schottky Rectifier, 2 x 20 A
01-Jan-2022
VS-43CTQ100-M3 VISHAY-VS-43CTQ100-M3_V01 Datasheet
172Kb / 7P
   High Performance Schottky Rectifier, 2 x 20 A
01-Jan-2022
VS-43CTQSHM3 VISHAY-VS-43CTQSHM3 Datasheet
210Kb / 8P
   High Performance Schottky Rectifier, 2 x 20 A
Revision: 06-Mar-14
VS-40CPQ0PBF VISHAY-VS-40CPQ0PBF Datasheet
159Kb / 7P
   High Performance Schottky Rectifier, 2 x 20 A
Revision: 07-Feb-14
VS-40L15CTS-M3 VISHAY-VS-40L15CTS-M3 Datasheet
189Kb / 8P
   High Performance Schottky Rectifier, 2 x 20 A
Revision: 15-Aug-15
VS-40CTQ045SPBF VISHAY-VS-40CTQ045SPBF_15 Datasheet
147Kb / 8P
   High Performance Schottky Rectifier, 2 x 20 A
Revision: 08-Dec-14
More results




Acerca de Vishay Siliconix


Vishay Siliconix es una subsidiaria de Vishay Intertechnology, un fabricante global de componentes electrónicos pasivos.
Vishay Siliconix se especializa en el diseño, la fabricación y la comercialización de MOSFET de potencia, IGBTS y otros semiconductores de poder.
La compañía fue fundada en 1962 y tiene su sede en Santa Clara, California.
Vishay Siliconix proporciona soluciones de energía para una variedad de aplicaciones, incluidos sistemas de energía renovable, equipos industriales, informática y telecomunicaciones, y electrónica automotriz.
Los productos de la compañía están diseñados para alta eficiencia, bajo consumo de energía y alta confiabilidad, y se fabrican en instalaciones de última generación utilizando procesos de fabricación avanzados.
Con un enfoque en la innovación y la satisfacción del cliente, Vishay Siliconix se compromete a proporcionar a sus clientes las mejores soluciones de gestión de energía para satisfacer sus necesidades.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com