Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

VS-MBRD650CTPBF Datasheet (PDF) - Vishay Siliconix

VS-MBRD650CTPBF Datasheet PDF - Vishay Siliconix
No. de pieza VS-MBRD650CTPBF
Descarga  VS-MBRD650CTPBF Descarga

Tamaño del archivo   151.67 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Descripción Electrónicos Schottky Rectifier, 2 x 3 A

VS-MBRD650CTPBF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
VS-MBRD650CTPBF Datasheet PDF - Vishay Siliconix

No. de pieza VS-MBRD650CTPBF
Descarga  VS-MBRD650CTPBF Click to download

Tamaño del archivo   151.67 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Descripción Electrónicos Schottky Rectifier, 2 x 3 A

VS-MBRD650CTPBF Datasheet (HTML) - Vishay Siliconix

VS-MBRD650CTPBF Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix VS-MBRD650CTPBF Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix VS-MBRD650CTPBF Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix VS-MBRD650CTPBF Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix VS-MBRD650CTPBF Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix VS-MBRD650CTPBF Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix VS-MBRD650CTPBF Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix

VS-MBRD650CTPBF Detalles de producto

• Popular D-PAK outline
• Center tap configuration
• Small foot print, surface mountable
• Low forward voltage drop
• High frequency operation
• Guard ring for enhanced ruggedness and long term reliability
• Compliant to RoHS Directive 2002/95/EC
• Meets MSL level 1, per J-STD-020, LF maximum peak of 260 °C




Número de pieza similar - VS-MBRD650CTPBF

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
VS-MBRD650CTPBF VISHAY-VS-MBRD650CTPBF Datasheet
130Kb / 7P
   High Performance Schottky Rectifier, 2 x 3 A
08-Feb-17
VS-MBRD650CTPBF VISHAY-VS-MBRD650CTPBF_V01 Datasheet
130Kb / 7P
   High Performance Schottky Rectifier, 2 x 3 A
08-Feb-17
More results


Descripción similar - VS-MBRD650CTPBF

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
MBRD650CTPBF VISHAY-MBRD650CTPBF_11 Datasheet
139Kb / 7P
   Schottky Rectifier, 2 x 3 A
Revision: 14-Jan-11
MBRD650CTPBF VISHAY-MBRD650CTPBF Datasheet
116Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 2 x 3 A
Revision: 14-Aug-08
MBRD650C VISHAY-MBRD650C Datasheet
152Kb / 8P
   Schottky Rectifier, 2 x 3 A
Revision: 14-Jan-11
VS-MBRD650CTPBF VISHAY-VS-MBRD650CTPBF_V01 Datasheet
130Kb / 7P
   High Performance Schottky Rectifier, 2 x 3 A
08-Feb-17
VS-MBRD650CT-M3 VISHAY-VS-MBRD650CT-M3_V01 Datasheet
153Kb / 7P
   High Performance Schottky Rectifier, 2 x 3 A
01-Jan-2022
VS-MBRD650CT-M3 VISHAY-VS-MBRD650CT-M3 Datasheet
152Kb / 7P
   High Performance Schottky Rectifier, 2 x 3 A
Revision: 07-May-2020
80CPQ150PBF VISHAY-80CPQ150PBF Datasheet
155Kb / 7P
   Schottky Rectifier, 2 x 40 A
Revision: 13-Aug-08
25CTQ035SPBF VISHAY-25CTQ035SPBF_10 Datasheet
135Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 2 x 15 A
Revision: 12-Mar-10
30L30CT-1PBF VISHAY-30L30CT-1PBF_10 Datasheet
127Kb / 7P
   Schottky Rectifier, 2 x 15 A
Revision: 05-Oct-10
12CWQ04FNPBF VISHAY-12CWQ04FNPBF Datasheet
141Kb / 7P
   Schottky Rectifier, 2 x 6 A
Revision: 14-Jan-11
More results




Acerca de Vishay Siliconix


Vishay Siliconix es una subsidiaria de Vishay Intertechnology, un fabricante global de componentes electrónicos pasivos.
Vishay Siliconix se especializa en el diseño, la fabricación y la comercialización de MOSFET de potencia, IGBTS y otros semiconductores de poder.
La compañía fue fundada en 1962 y tiene su sede en Santa Clara, California.
Vishay Siliconix proporciona soluciones de energía para una variedad de aplicaciones, incluidos sistemas de energía renovable, equipos industriales, informática y telecomunicaciones, y electrónica automotriz.
Los productos de la compañía están diseñados para alta eficiencia, bajo consumo de energía y alta confiabilidad, y se fabrican en instalaciones de última generación utilizando procesos de fabricación avanzados.
Con un enfoque en la innovación y la satisfacción del cliente, Vishay Siliconix se compromete a proporcionar a sus clientes las mejores soluciones de gestión de energía para satisfacer sus necesidades.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com