Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

VS-UFB210FA40P Datasheet (PDF) - Vishay Siliconix

VS-UFB210FA40P Datasheet PDF - Vishay Siliconix
No. de pieza VS-UFB210FA40P
Descarga  VS-UFB210FA40P Descarga

Tamaño del archivo   144.67 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Descripción Electrónicos Insulated Ultrafast Rectifier Module, 210 A

VS-UFB210FA40P Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
VS-UFB210FA40P Datasheet PDF - Vishay Siliconix

No. de pieza VS-UFB210FA40P
Descarga  VS-UFB210FA40P Click to download

Tamaño del archivo   144.67 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Descripción Electrónicos Insulated Ultrafast Rectifier Module, 210 A

VS-UFB210FA40P Datasheet (HTML) - Vishay Siliconix

VS-UFB210FA40P Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix VS-UFB210FA40P Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix VS-UFB210FA40P Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix VS-UFB210FA40P Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix VS-UFB210FA40P Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix VS-UFB210FA40P Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix VS-UFB210FA40P Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix

VS-UFB210FA40P Detalles de producto

• Two fully independent diodes
• Fully insulated package
• Ultrafast, soft reverse recovery, with high
operation junction temperature (TJ max. = 175 °C)
• Low forward voltage drop
• Optimized for power conversion: welding and industrial
SMPS applications
• Easy to use and parallel
• Industry standard outline
• UL approved file E78996
• Designed and qualified for industrial level




Número de pieza similar - VS-UFB210FA40P

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
VS-UFB211FA40 VISHAY-VS-UFB211FA40 Datasheet
173Kb / 9P
   Insulated Ultrafast Rectifier Module, 210 A
VS-UFB211FA40 VISHAY-VS-UFB211FA40 Datasheet
173Kb / 9P
   Insulated Ultrafast Rectifier Module, 210 A
01-Jan-2022
VS-UFB211FA40 VISHAY-VS-UFB211FA40 Datasheet
173Kb / 9P
   Insulated Ultrafast Rectifier Module, 210 A
01-Jan-2023
VS-UFB211FA40 VISHAY-VS-UFB211FA40_V01 Datasheet
173Kb / 9P
   Insulated Ultrafast Rectifier Module, 210 A
01-Jan-2022
VS-UFB211FA40 VISHAY-VS-UFB211FA40_V02 Datasheet
173Kb / 9P
   Insulated Ultrafast Rectifier Module, 210 A
01-Jan-2023
More results


Descripción similar - VS-UFB210FA40P

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
VS-UFB211FA40 VISHAY-VS-UFB211FA40 Datasheet
173Kb / 9P
   Insulated Ultrafast Rectifier Module, 210 A
VS-UFB211FA40 VISHAY-VS-UFB211FA40_V01 Datasheet
173Kb / 9P
   Insulated Ultrafast Rectifier Module, 210 A
01-Jan-2022
VS-UFB211FA40 VISHAY-VS-UFB211FA40_V02 Datasheet
173Kb / 9P
   Insulated Ultrafast Rectifier Module, 210 A
01-Jan-2023
VS-UFB120FA20P VISHAY-VS-UFB120FA20P Datasheet
142Kb / 8P
   Insulated Ultrafast Rectifier Module, 120 A
Revision: 21-Jul-10
UFB60FA40P VISHAY-UFB60FA40P Datasheet
115Kb / 7P
   Insulated Ultrafast Rectifier Module, 60 A
Revision: 07-May-08
UFL200FA60P VISHAY-UFL200FA60P Datasheet
156Kb / 8P
   Insulated Ultrafast Rectifier Module, 200 A
Revision: 21-Jul-10
UFB200FA40P VISHAY-UFB200FA40P_V01 Datasheet
139Kb / 8P
   Insulated Ultrafast Rectifier Module, 200 A
02-Oct-12
VS-UFB130FA60 VISHAY-VS-UFB130FA60_V02 Datasheet
170Kb / 8P
   Insulated Ultrafast Rectifier Module, 130 A
01-Jan-2023
VS-UFB170FA60 VISHAY-VS-UFB170FA60_V02 Datasheet
170Kb / 8P
   Insulated Ultrafast Rectifier Module, 170 A
01-Jan-2023
VS-UFB250FA60 VISHAY-VS-UFB250FA60_V02 Datasheet
154Kb / 8P
   Insulated Ultrafast Rectifier Module, 250 A
01-Jan-2023
More results




Acerca de Vishay Siliconix


Vishay Siliconix es una subsidiaria de Vishay Intertechnology, un fabricante global de componentes electrónicos pasivos.
Vishay Siliconix se especializa en el diseño, la fabricación y la comercialización de MOSFET de potencia, IGBTS y otros semiconductores de poder.
La compañía fue fundada en 1962 y tiene su sede en Santa Clara, California.
Vishay Siliconix proporciona soluciones de energía para una variedad de aplicaciones, incluidos sistemas de energía renovable, equipos industriales, informática y telecomunicaciones, y electrónica automotriz.
Los productos de la compañía están diseñados para alta eficiencia, bajo consumo de energía y alta confiabilidad, y se fabrican en instalaciones de última generación utilizando procesos de fabricación avanzados.
Con un enfoque en la innovación y la satisfacción del cliente, Vishay Siliconix se compromete a proporcionar a sus clientes las mejores soluciones de gestión de energía para satisfacer sus necesidades.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com