Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

VS-VSKDS200 Datasheet (PDF) - Vishay Siliconix

VS-VSKDS200 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
No. de pieza VS-VSKDS200
Descarga  VS-VSKDS200 Descarga

Tamaño del archivo   178.33 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Descripción Electrónicos ADD-A-PAK Gen 7 Power Modules Schottky Rectifier, 100 A

VS-VSKDS200 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
VS-VSKDS200 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

No. de pieza VS-VSKDS200
Descarga  VS-VSKDS200 Click to download

Tamaño del archivo   178.33 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Descripción Electrónicos ADD-A-PAK Gen 7 Power Modules Schottky Rectifier, 100 A

VS-VSKDS200 Datasheet (HTML) - Vishay Siliconix

VS-VSKDS200 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix VS-VSKDS200 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix VS-VSKDS200 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix VS-VSKDS200 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix VS-VSKDS200 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix VS-VSKDS200 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix VS-VSKDS200 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix

VS-VSKDS200 Detalles de producto

• 150 °C TJ operation
• Low forward voltage drop
• High frequency operation
• Low thermal resistance
• UL pending
• Designed and qualified for industrial level




Número de pieza similar - VS-VSKDS200

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
VS-VSKDS200 VISHAY-VS-VSKDS200 Datasheet
178Kb / 7P
   AAP Gen 7 (TO-240AA) Power Modules Schottky Rectifier, 100 A
01-Jan-2022
VS-VSKDS200 VISHAY-VS-VSKDS200_V01 Datasheet
178Kb / 7P
   AAP Gen 7 (TO-240AA) Power Modules Schottky Rectifier, 100 A
01-Jan-2022
More results


Descripción similar - VS-VSKDS200

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
VS-VSKDS201 VISHAY-VS-VSKDS201 Datasheet
176Kb / 7P
   ADD-A-PAK Gen 7 Power Modules Schottky Rectifier, 100 A
Revision: 23-May-16
VS-VSKDS203 VISHAY-VS-VSKDS203 Datasheet
761Kb / 7P
   ADD-A-PAK Gen 7 Power Modules Schottky Rectifier, 100 A
Revision: 29-Sep-15
VS-VSKDS209 VISHAY-VS-VSKDS209 Datasheet
873Kb / 6P
   ADD-A-PAK Gen 7 Power Modules Schottky Rectifier, 100 A
Revision: 28-Sep-15
VS-VSKCS220 VISHAY-VS-VSKCS220 Datasheet
926Kb / 7P
   ADD-A-PAK Gen 7 Power Modules Schottky Rectifier, 220 A
Revision: 28-Sep-15
VS-VSKCS400 VISHAY-VS-VSKCS400 Datasheet
941Kb / 7P
   ADD-A-PAK Gen 7 Power Modules Schottky Rectifier, 400 A
Revision: 28-Sep-15
VS-VSKCS401 VISHAY-VS-VSKCS401 Datasheet
908Kb / 7P
   ADD-A-PAK Gen 7 Power Modules Schottky Rectifier, 400 A
Revision: 28-Sep-15
VS-VSKCS408 VISHAY-VS-VSKCS408 Datasheet
931Kb / 7P
   ADD-A-PAK Gen 7 Power Modules Schottky Rectifier, 400 A
Revision: 28-Sep-15
VS-VSKJS409 VISHAY-VS-VSKJS409 Datasheet
136Kb / 7P
   ADD-A-PAK Gen 7 Power Modules Schottky Rectifier, 400 A
Revision: 21-Mar-14
VS-VSKCS440 VISHAY-VS-VSKCS440 Datasheet
926Kb / 7P
   ADD-A-PAK Gen 7 Power Modules Schottky Rectifier, 440 A
Revision: 28-Sep-15
VS-VSKDS408 VISHAY-VS-VSKDS408 Datasheet
968Kb / 7P
   ADD-A-PAK Gen 7 Power Modules Schottky Rectifier, 400 A
Revision: 28-Sep-15
More results




Acerca de Vishay Siliconix


Vishay Siliconix es una subsidiaria de Vishay Intertechnology, un fabricante global de componentes electrónicos pasivos.
Vishay Siliconix se especializa en el diseño, la fabricación y la comercialización de MOSFET de potencia, IGBTS y otros semiconductores de poder.
La compañía fue fundada en 1962 y tiene su sede en Santa Clara, California.
Vishay Siliconix proporciona soluciones de energía para una variedad de aplicaciones, incluidos sistemas de energía renovable, equipos industriales, informática y telecomunicaciones, y electrónica automotriz.
Los productos de la compañía están diseñados para alta eficiencia, bajo consumo de energía y alta confiabilidad, y se fabrican en instalaciones de última generación utilizando procesos de fabricación avanzados.
Con un enfoque en la innovación y la satisfacción del cliente, Vishay Siliconix se compromete a proporcionar a sus clientes las mejores soluciones de gestión de energía para satisfacer sus necesidades.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com